Part Number Hot Search : 
D431K 40019 A1221 C2050HS5 3KP12C HD74AL 0M0000 24LC41
Product Description
Full Text Search
 

To Download T60403-D4721-X012 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  vac u u m sc h m e l z e datenblatt / s p e c i f ica t io n s a c h n r .: ite m no .: t60 4 0 3 - d 47 21- x 012 ( z kb 47 2/ 11 2- 80 ) k- nr .: k- no . : 19 56 7 z nd b er tr ag er / ig ni ti on tr an sfo r me r da tu m: da te: 06 .0 6. 20 05 k u nd e: c u s t om er kd . s a c h n r .: cu s t om er s pa rt n o . : s e ite 1 vo n 1 pa ge of hrs g .: k b -fb ft ed ito r b e ar b: des i g ne r tr kb - pm b: k e i . che c k fre i g.: tr. r el e as ed w e ite r ga be so w i e v e rv ie l f ?lt i gu ng d i es er u n te rlage , v e rw e r tu n g un d mitt eilun g ih res in ha lts n i c h t g e s t at te t, s o w e i t ni c h t a u s d r ck l i c h z u g e s ta nde n. z u w i der h and l ung en v e r p fl i c ht en z u sc h ade ner s a t z . al l e r e c h te fr de n fa l l der pat e n t e r tei l un g ode r g m - e i n t r ag u n g v o r b e hal te n co py in g of th is d o c um e n t, disclo s i n g it t o th ird pa rtie s o r u s ing t h e con t e n t s t h e r e f o r an y pu rp os es w i tho u t e x pr es s w r i t t en aut ho r i z a t i on b y u s e i l l e g a l l y f o rb i d d en. any off e nde rs are liable to pay all relevant damages. m a ?bild ( mm): frei ma?t o l er anz di n i s o 2768-c m e ch an i c a l outl i ne g ene ra l t o ler ance s tol eranz d e r s t i f ta bs t?n de 0 ,2 m m ( t ol er an ce s g r i d di st a n ce ) 13 , 5 17 ,8 17 12 ,5 15 1 3 46 0, 5 2 x 0, 5 2 +0 , 2 -0 ,5 +1 , 4 -0 ,5 3,5 f pin 1 dc +0 , 5 -0 ,7 d c = d a te c o d e f = f a c t o r y u l - s ign = r r ans c hlu?s c hema: s c hem at i c diagr am 3 4 n1 6 1 n2 betriebsdaten/ c harakteristis che date n (richtwerte): o per at i o na l d a ta /cha ra cter istic dat a ( n o m ina l values) : r cu 1 = 0, 75 ? r cu 2 = 0, 8 ? c k = 11 0 pf u 2 dt 25 0 vs u is, ef f = 22 0 v umge bu ng st emp e r a t u r / am bi e n t t e mp er at u r e : - 2 5 c ...+ 85 c la ge rt emp e r a t u r / st or age tem p e r a t ur e: - 4 0 c ...+ 85 c p r f un g: (v: 10 0%- t e s t; aq l... : din iso 2 8 5 9 -t e i l1 ) i n spe c tion 1 ) ( v ) m 3 0 1 4 : u p, ef f = 2,5 k v , 2 s , n 1 ge ge n/ to n2 2) ( a ql 1/s4) m3 02 4: u ta , ef f 30 0 v 3) ( a ql 0,2 5 ) m3 01 1/1 : l 1 1, 4 mh , f = 10 khz, i ac , e ff = 10 ma 4) ( v ) m3 01 1/6 : pola rit? t / b e r s e tz u n g s ver h ?ltn is : tole ra nz 5% pola rity / t u r n s r a t i o : t o l e r a n c e 5) ( a ql 1/s4) m3 01 1/2 : l s1 4 h * (n2 kurzg e sch losse n/ sho r t circuite d ) f = 10 0 k h z , u ac , e f f = 10 0 mv m e ssu ng en n a ch temp er at ur an gle i ch d e r p r f l i ng e a n rau m t e m p e r at u r *v or l?u f ig/ pr elim i n ar y m e a s ur em ent s aft e r tem p e r a t ur e b a lan c e o f the te st sam p les at r o o m t e m per atu r e we iter e vo rs c h r i ften : a pplicab le do cum e n t s: g e h ? u s ewe r kst of f un d gi e?h a rz ul -g eli s te t h ousin g m a te rial a n d casting r e sin u l - l i s t e d datum name in dex ?n der un g 06 . 0 6 . 05 tr. 80 me c h an i c a l ou t l i n e : m a r k i n g w i th ul -s i g n . ? a 49 4 1 8 .0 8.9 9 t r. 80 ma?bild ge?ndert, au?enma?toleranz von 17 + 1 -0,5 auf 17 +1,4 -0,5. umstellung auf arabische zahlen. en dpr f ung durch prfu ng er setzt. m- blatt - be zeichn ung en er g?n zt. an schl sse: co nn ection s: = 1 : 1 d c 47 21 x0 12 ul - s ign f bes c h riftun g: inscr i p tion http://


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of T60403-D4721-X012

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X